전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
SM1C330MT 데이터시트(PDF) 2 Page - DB Lectro Inc |
|
SM1C330MT 데이터시트(HTML) 2 Page - DB Lectro Inc |
2 / 2 page DIMENSIONS D x L (mm) WV uF ] 5 x 9 ] 5 x 9 8 x 9 10 x 9 ] 5 x 9 8 x 9 10 x 9 10 x 9 ] 5 x 9 8 x 9 8 x 9 8 x 9 10 x 9 10 x 9 ] 5 x 9 10 x 9 10 x 9 10 x 9 13 x 13 13 x 13 16 x 16 ] 5 x 9 13 x 16 13 x 16 13 x 16 16 x 20 5 x 9 6.3 x 9 13 x 16 13 x 16 16 x 16 16 x 20 16 x 20 18 x 20 ] 5 x 9 ] 6.3 x 9 13 x 16 16 x 16 16 x 20 18 x 20 18 x 20 18 x 25 ] 5 x 9 ] 6.3 x 9 8 x 9 10 x 9 16 x 20 16 x 20 18 x 20 5 x 9 6.3 x 9 8 x 9 ] 10 x 9 18 x 25 6.3 x 9 ] 8 x 9 10 x 9 13 x 13 ] 8 x 9 10 x 9 ] 13 x 13 16 x 16 10 x 9 10 x 9 13 x 13 13 x 16 16 x 16 18 x 20 ] 13 x 16 16 x 16 18 x 16 18 x 20 ] 16 x 16 18 x 16 18 x 20 16 x 16 18 x 16 18 x 20 18 x 25 18 x 16 18 x 20 18 x 25 18 x 20 18 x 25 PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT mA (rms) at 120Hz 85°C WV uF ] 13 ] 26 34 35 ] 31 35 38 37 ] 37 49 49 49 47 47 ] 63 83 83 83 98 98 74 ] 84 154 148 148 168 89 107 175 175 228 235 235 226 ] 100 ] 128 220 255 275 310 310 250 ] 126 ] 163 209 233 395 402 420 190 207 276 ] 318 602 235 ] 337 361 498 ] 366 390 ] 556 708 479 520 679 788 960 1102 ] 922 1102 1292 1482 ] 1245 1387 1634 1340 1482 1682 1967 1577 1777 1996 1920 2252 330 4700 6800 10000 470 1000 2200 3300 33 47 100 220 16 25 10 22 6.3 10 4.7 1 2.2 3.3 35 50 160 200 160 35 200 450 250 350 50 450 400 350 250 400 1 16 25 6.3 10 2.2 3.3 4.7 10 22 33 47 100 220 330 470 1000 10000 2200 3300 4700 6800 DB LECTRO Inc. 3755 Place Java, Suite 140, Brossard, Québec, J4Y 0E4, Canada - T: 1-450-444-1424 / F: 1-450-444-4714 / www.dblectro.com |
유사한 부품 번호 - SM1C330MT |
|
유사한 설명 - SM1C330MT |