전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
TDA7240AV 데이터시트(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
TDA7240AV 데이터시트(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
7 / 8 page Heptawatt H DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.8 0.189 C 1.37 0.054 D 2.4 2.8 0.094 0.110 D1 1.2 1.35 0.047 0.053 E 0.35 0.55 0.014 0.022 F 0.6 0.8 0.024 0.031 F1 0.9 0.035 G 2.41 2.54 2.67 0.095 0.100 0.105 G1 4.91 5.08 5.21 0.193 0.200 0.205 G2 7.49 7.62 7.8 0.295 0.300 0.307 H2 10.4 0.409 H3 10.05 10.4 0.396 0.409 L 14.2 0.559 L1 4.4 0.173 L2 15.8 0.622 L3 5.1 0.201 L5 2.6 3 0.102 0.118 L6 15.1 15.8 0.594 0.622 L7 6 6.6 0.236 0.260 L9 4.44 0.175 Dia 3.65 3.85 0.144 0.152 OUTLINE AND MECHANICAL DATA TDA7240A 7/8 |
유사한 부품 번호 - TDA7240AV |
|
유사한 설명 - TDA7240AV |