전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

SBW-5089 데이터시트(PDF) 5 Page - SIRENZA MICRODEVICES

부품명 SBW-5089
상세설명  Product Description InGaP/GaAs HBT MMIC Amplifier
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  SIRENZA [SIRENZA MICRODEVICES]
홈페이지  
Logo SIRENZA - SIRENZA MICRODEVICES

SBW-5089 데이터시트(HTML) 5 Page - SIRENZA MICRODEVICES

  SBW-5089_1 Datasheet HTML 1Page - SIRENZA MICRODEVICES SBW-5089_1 Datasheet HTML 2Page - SIRENZA MICRODEVICES SBW-5089_1 Datasheet HTML 3Page - SIRENZA MICRODEVICES SBW-5089_1 Datasheet HTML 4Page - SIRENZA MICRODEVICES SBW-5089_1 Datasheet HTML 5Page - SIRENZA MICRODEVICES SBW-5089_1 Datasheet HTML 6Page - SIRENZA MICRODEVICES  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
SBW-5089 DC-8.0 GHz Cascadeable MMIC Amplifier
EDS-103325 Rev. C
5
Phone: (800) SMI-MMIC
http://www.sirenza.com
303 South Technology Court
Broomfield, CO 80021
1 uF
R
BIAS
1000 pF
C
B
C
B
C
D
L
C
V
S
Fig. 2 Basic Application Circuit
e
d
i
u
G
t
u
O
n
i
P
e
c
i
v
e
D
#
n
i
Pn
o
i
t
c
n
u
Fn
o
i
t
p
i
r
c
s
e
D
1
N
I
F
R
n
a
f
o
e
s
u
e
h
t
s
e
r
i
u
q
e
r
n
i
p
s
i
h
T
.
n
i
p
t
u
p
n
i
F
R
r
o
f
n
e
s
o
h
c
r
o
ti
c
a
p
a
c
g
n
i
k
c
o
l
b
C
D
l
a
n
r
e
t
x
e
.
n
o
it
a
r
e
p
o
f
o
y
c
n
e
u
q
e
r
f
e
h
t
4
,
2
D
N
G
s
a
s
e
l
o
h
a
i
v
e
d
i
v
o
r
P
.
d
n
u
o
r
g
o
t
n
o
it
c
e
n
n
o
C
e
l
b
i
s
s
o
p
s
a
s
d
a
e
l
d
n
u
o
r
g
e
c
i
v
e
d
e
h
t
o
t
e
s
o
l
c
e
v
e
i
h
c
a
d
n
a
e
c
n
a
t
c
u
d
n
i
d
n
u
o
r
g
e
c
u
d
e
r
o
t
.
e
c
n
a
m
r
o
f
r
e
p
F
R
m
u
m
it
p
o
3
/
T
U
O
F
R
S
A
I
B
C
D
e
h
t
s
e
r
i
u
q
e
r
n
i
p
s
i
h
T
.
n
i
p
s
a
i
b
d
n
a
t
u
p
t
u
o
F
R
r
o
ti
c
a
p
a
c
g
n
i
k
c
o
l
b
C
D
l
a
n
r
e
t
x
e
n
a
f
o
e
s
u
.
n
o
it
a
r
e
p
o
f
o
y
c
n
e
u
q
e
r
f
e
h
t
r
o
f
n
e
s
o
h
c
s
e
u
l
a
V
t
n
e
m
e
l
E
t
i
u
c
r
i
C
n
o
i
t
a
c
il
p
p
A
e
c
n
e
r
e
f
e
R
r
o
t
a
n
g
i
s
e
D
)
z
h
M
(
y
c
n
e
u
q
e
r
F
0
0
10
0
50
5
80
5
9
10
0
4
20
0
5
3
C
B
F
p
0
0
0
1F
p
0
2
2F
p
0
0
1F
p
8
6F
p
6
5F
p
9
3
C
D
F
p
0
0
1F
p
0
0
1F
p
8
6F
p
2
2F
p
2
2F
p
5
1
L
C
H
n
0
7
4H
n
8
6H
n
3
3H
n
2
2H
n
8
1H
n
5
1
RF in
RF out
1 uF
C
B
C
B
C
D
V
S
R
BIAS
L
C
1
2
3
4
1000
pF
SW-5089
R
LDC
Bias
Inductor
V
D
I
D
n
o
i
t
a
m
r
o
f
n
I
g
n
i
r
e
d
r
O
t
r
a
P
t
r
a
P
r
e
b
m
u
N
d
a
e
L
/
e
g
a
k
c
a
P
n
o
i
t
i
s
o
p
m
o
C
l
e
e
R
e
z
i
S
s
e
c
i
v
e
D
l
e
e
R
/
9
8
0
5
-
W
B
Sd
a
e
L
-
n
i
T"
70
0
0
1
Z
9
8
0
5
-
W
B
St
n
a
il
p
m
o
C
s
H
o
R
,
e
e
r
F
d
a
e
L"
70
0
0
1
I
r
o
f
e
c
n
a
t
s
i
s
e
R
s
a
i
B
d
e
d
n
e
m
m
o
c
e
R
D
A
m
0
8
=
V
(
e
g
a
tl
o
V
y
l
p
p
u
S
S )
)
s
tl
o
V
(
7
<7
5
.
78
9
0
12
1
*
e
c
n
a
t
s
i
s
e
R
s
a
i
B
)
s
m
h
O
(
R
/
N6
23
39
32
54
69
8
R
=
e
c
n
a
t
s
i
s
e
R
s
a
i
B
*
S
A
I
B
R
+
C
D
L
V
(
=
S V
-
D
I
/
)
D
t
c
e
l
e
S
R
S
A
I
B
t
a
h
t
o
s
R
S
A
I
B
+ R
C
D
L
.
e
c
n
a
t
s
i
s
e
r
s
a
i
b
d
e
d
n
e
m
m
o
c
e
r
e
h
t
~
e
h
t
n
i
a
tt
a
o
t
s
n
o
it
a
n
i
b
m
o
c
l
e
ll
a
r
a
p
r
o
s
r
o
t
s
i
s
i
s
e
r
e
c
n
a
r
e
l
o
t
%
5
r
o
%
1
e
s
U
.
%
3
-
/
+
e
c
n
a
t
s
i
s
e
r
s
a
i
b
d
e
d
n
e
m
m
o
c
e
r
R
S
A
I
B
r
e
v
o
y
ti
li
b
a
t
s
t
n
e
r
r
u
c
s
e
d
i
v
o
r
p
.
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
t
r
o
f
t
r
o
p
p
u
s
l
a
c
i
n
h
c
e
t
a
z
n
e
r
i
S
t
c
a
t
n
o
C
.
d
e
d
n
e
m
m
o
c
e
R
t
o
N
=
R
/
N
*
.
V
7
<
s
i
e
g
a
tl
o
v
y
l
p
p
u
s
e
l
b
a
li
a
v
a
n
e
h
w
e
c
n
a
d
i
u
g
n
o
i
t
a
m
r
o
f
n
I
n
o
i
t
a
c
i
f
il
a
u
Q
&
y
t
il
i
b
a
il
e
R
r
e
t
e
m
a
r
a
Pg
n
i
t
a
R
)
M
B
H
(
l
e
d
o
M
y
d
o
B
n
a
m
u
H
-
g
n
it
a
R
D
S
EC
1
s
s
a
l
C
l
e
v
e
L
y
ti
v
it
i
s
n
e
S
e
r
u
t
s
i
o
M1
L
S
M
t
a
d
e
d
a
o
l
n
w
o
d
e
b
y
a
m
t
r
o
p
e
r
n
o
i
t
a
c
i
f
il
a
u
q
t
c
u
d
o
r
p
e
h
T
m
o
c
.
a
z
n
e
r
i
s
.
w
w
w
Caution: ESD sensitive
Appropriate precautions in handling, packaging
and testing devices must be observed.
BW5
Part Identification Marking
Tin-Lead
Lead Free
RoHs Compliant
BW5
12
3
4
BW5Z
12
3
4


유사한 부품 번호 - SBW-5089_1

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
RF Micro Devices
SBW-5089-Z RFMD-SBW-5089-Z Datasheet
620Kb / 8P
   DCto8GHz CASCADABLE InGaP/GaAs HBT MMIC AMPLIFIER
SBW-5089Z RFMD-SBW-5089Z Datasheet
620Kb / 8P
   DCto8GHz CASCADABLE InGaP/GaAs HBT MMIC AMPLIFIER
SBW-5089Z RFMD-SBW-5089Z Datasheet
657Kb / 7P
   MMIC AMPLIFIER
More results

유사한 설명 - SBW-5089_1

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
List of Unclassifed Man...
NGA-489 ETC-NGA-489 Datasheet
295Kb / 4P
   InGaP/GaAs HBT MMIC Amplifier
logo
SIRENZA MICRODEVICES
NGA-489 SIRENZA-NGA-489 Datasheet
418Kb / 5P
   InGaP/GaAs HBT MMIC Amplifier
logo
Analog Devices
HMC414MS8G AD-HMC414MS8G Datasheet
379Kb / 8P
   GaAs InGaP HBT MMIC POWER AMPLIFIER
HMC406MS8G AD-HMC406MS8G Datasheet
438Kb / 8P
   GaAs InGaP HBT MMIC POWER AMPLIFIER
HMC407MS8G AD-HMC407MS8G Datasheet
322Kb / 6P
   GaAs InGaP HBT MMIC POWER AMPLIFIER
HMC450QS16G AD-HMC450QS16G Datasheet
362Kb / 8P
   GaAs InGaP HBT MMIC POWER AMPLIFIER
HMC326MS8G AD-HMC326MS8G_17 Datasheet
1Mb / 6P
   GaAs InGaP HBT MMIC DRIVER AMPLIFIER
logo
RF Micro Devices
SBA4086Z RFMD-SBA4086Z Datasheet
596Kb / 6P
   DCto5GHz, CASCADABLE InGaP/GaAs HBT MMIC AMPLIFIER
SBA4089Z RFMD-SBA4089Z Datasheet
496Kb / 6P
   DCto5GHz, CASCADABLE InGaP/GaAs HBT MMIC AMPLIFIER
SBA5086Z RFMD-SBA5086Z Datasheet
550Kb / 6P
   DCto5GHz, CASCADABLE InGaP/GaAs HBT MMIC AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com