전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

2SC4992 데이터시트(PDF) 6 Page - Hitachi Semiconductor

부품명 2SC4992
상세설명  Silicon NPN Bipolar Transistor
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
홈페이지  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SC4992 데이터시트(HTML) 6 Page - Hitachi Semiconductor

  2SC4992 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SC4992 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SC4992 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SC4992 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SC4992 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SC4992 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
Table 3 S Parameter (VCE = 5 V, IC = 5 mA, ZO = 50 Ω)
S11
S21
S12
S22
———————
———————
———————
———————
f (MHz)
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
———————————————————————————————————————————
200
0.766
–69.4
12.35
139.0
0.0615
55.6
0.788
–40.8
———————————————————————————————————————————
400
0.677
–110.8
8.61
116.9
0.0848
40.5
0.561
–62.7
———————————————————————————————————————————
600
0.642
–136.3
6.33
103.9
0.0942
33.8
0.426
–75.2
———————————————————————————————————————————
800
0.632
–152.6
4.99
95.2
0.0989
31.6
0.347
–84.1
———————————————————————————————————————————
1000
0.623
–165.0
4.05
88.6
0.103
31.2
0.300
–91.0
———————————————————————————————————————————
1200
0.626
–174.6
3.44
82.8
0.106
32.0
0.268
–97.0
———————————————————————————————————————————
1400
0.638
177.5
2.98
78.1
0.110
33.3
0.252
–101.9
———————————————————————————————————————————
1600
0.646
170.2
2.64
73.4
0.114
34.7
0.240
–107.1
———————————————————————————————————————————
1800
0.656
164.7
2.37
69.4
0.117
36.2
0.234
–112.2
———————————————————————————————————————————
2000
0.669
158.7
2.15
65.5
0.121
38.3
0.230
–117.3
———————————————————————————————————————————
Table 4 S Parameter (VCE = 5 V, IC = 20 mA, ZO = 50 Ω)
S11
S21
S12
S22
———————
———————
———————
———————
f (MHz)
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
———————————————————————————————————————————
200
0.617
–124.7
21.51
117.9
0.0350
46.4
0.513
–75.9
———————————————————————————————————————————
400
0.632
–156.1
12.18
101.2
0.0435
44.4
0.323
–103.8
———————————————————————————————————————————
600
0.637
–170.6
8.37
93.2
0.0507
48.4
0.253
–120.6
———————————————————————————————————————————
800
0.645
179.9
6.39
87.7
0.0586
52.4
0.222
–132.7
———————————————————————————————————————————
1000
0.654
172.5
5.13
83.1
0.0684
55.9
0.206
–142.0
———————————————————————————————————————————
1200
0.659
166.5
4.33
79.5
0.0770
58.0
0.199
–149.0
———————————————————————————————————————————
1400
0.671
160.5
3.75
75.7
0.0875
60.2
0.196
–154.8
———————————————————————————————————————————
1600
0.681
155.2
3.30
72.3
0.0980
60.9
0.195
–159.5
———————————————————————————————————————————
1800
0.685
150.8
2.96
69.1
0.108
61.6
0.197
–164.1
———————————————————————————————————————————
2000
0.702
146.7
2.69
66.3
0.118
62.6
0.199
–168.1
———————————————————————————————————————————
2SC4992


유사한 부품 번호 - 2SC4992

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Hitachi Semiconductor
2SC4993 HITACHI-2SC4993 Datasheet
65Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4994 HITACHI-2SC4994 Datasheet
65Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4995 HITACHI-2SC4995 Datasheet
65Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial
logo
Renesas Technology Corp
2SC4995 RENESAS-2SC4995 Datasheet
254Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial
More results

유사한 설명 - 2SC4992

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HSC5094 HSMC-HSC5094 Datasheet
60Kb / 7P
   NPN SILICON BIPOLAR TRANSISTOR
logo
Advanced Semiconductor
AT41470 ASI-AT41470 Datasheet
14Kb / 1P
   NPN SILICON BIPOLAR TRANSISTOR
logo
TT Electronics.
BUX62 TTELEC-BUX62 Datasheet
186Kb / 3P
   SILICON NPN BIPOLAR TRANSISTOR
logo
List of Unclassifed Man...
D13009 ETC-D13009 Datasheet
453Kb / 1P
   NPN Silicon Bipolar Transistor
logo
Seme LAB
2N4272 SEME-LAB-2N4272 Datasheet
39Kb / 2P
   BIPOLAR NPN SILICON TRANSISTOR
logo
SHIKUES Electronics
PZT3904 SKTECHNOLGY-PZT3904 Datasheet
432Kb / 2P
   Silicon NPN bipolar Transistor
logo
Seme LAB
2N4269S SEME-LAB-2N4269S Datasheet
23Kb / 2P
   BIPOLAR NPN SILICON TRANSISTOR
BFY77 SEME-LAB-BFY77_10 Datasheet
208Kb / 2P
   BIPOLAR NPN SILICON TRANSISTOR
logo
TT Electronics.
2N1711 TTELEC-2N1711 Datasheet
720Kb / 3P
   SILICON PLANAR NPN BIPOLAR TRANSISTOR
logo
Microsemi Corporation
JAN2N2369A MICROSEMI-JAN2N2369A Datasheet
75Kb / 2P
   NPN BIPOLAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com