전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

TS13D5-CD50S 데이터시트(PDF) 2 Page - Suntan Capacitors

부품명 TS13D5-CD50S
상세설명  ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  SUNTAN [Suntan Capacitors]
홈페이지  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TS13D5-CD50S 데이터시트(HTML) 2 Page - Suntan Capacitors

  TS13D5-CD50S Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors TS13D5-CD50S Datasheet HTML 2Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
Suntan®
TS13D CD50S
 STANDARD RATINGS
Cap
(μF)
4
6.3
10
16
25
35
50
Size(mm)
Ripple
Size(mm)
Ripple
Size(mm)
Ripple
Size(mm)
Ripple
Size(mm)
Ripple
Size(mm)
Ripple
Size(mm)
Ripple
Φ
DXL
mArms
Φ
DXL
mArms
Φ
DXL
mArms
Φ
DXL
mArms
Φ
DXL
mArms
Φ
DXL
mArms
Φ
DXL
mArms
0.1
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
3x5
3
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
4x5
3
0.22
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
3x5
4
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
4x5
5
0.33
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
3x5
5
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
4x5
6
0.47
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
3x5
6
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
4x5
7
1
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
3x5
8
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
4x5
10
2.2
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
3x5
11
4x5
15
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
4x5
14
3.3
--
--
--
--
--
--
--
--
3x5
13
4x5
17
4x5
18
--
--
--
--
--
--
--
--
4x5
15
4.7
--
--
--
--
--
--
3x5
14
4x5
18
4x5
20
5x5
25
--
--
--
--
--
--
4x5
17
10
--
--
4x5
17
4x5
22
4x5
25
5x5
30
5x5
30
6.3x5
40
--
--
4x5
20
22
3x5
21
4x5
30
4x5
35
5x5
40
6.3x5
50
6.3x5
55
8x5
75
4x5
25
33
4x5
30
4x5
40
4x5
45
6.3x5
60
6.3x5
65
8x5
80
8x5
90
47
4x5
35
4x5
50
4x5
65
6.3x5
70
8x5
95
--
--
--
--
100
5.5
60
5x5
85
4x5
95
8x5
125
8x5
135
--
--
--
--
220
6.3x5
105
4x5
145
4x5
155
--
--
--
--
--
--
--
--
330
8x5
150
4x5
175
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
470
8x5
180
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Note: Specification are subject to change without notice. For more detail and update, please visit our website.
Suntan
® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


유사한 부품 번호 - TS13D5-CD50S

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Suntan Capacitors
TS13D5-CD50S SUNTAN-TS13D5-CD50S Datasheet
239Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
More results

유사한 설명 - TS13D5-CD50S

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Suntan Capacitors
TS13DL-CD117 SUNTAN-TS13DL-CD117 Datasheet
278Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DM-CD71A SUNTAN-TS13DM-CD71A Datasheet
284Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DS-CD296 SUNTAN-TS13DS-CD296 Datasheet
193Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13EG-CD135X SUNTAN-TS13EG-CD135X Datasheet
207Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D0-CD297 SUNTAN-TS13D0-CD297 Datasheet
408Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DH-CD264 SUNTAN-TS13DH-CD264 Datasheet
915Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D3-CD60 SUNTAN-TS13D3-CD60 Datasheet
433Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DD-CD71C SUNTAN-TS13DD-CD71C Datasheet
120Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DF-CD71 SUNTAN-TS13DF-CD71 Datasheet
300Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DG-CD263 SUNTAN-TS13DG-CD263 Datasheet
354Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DF-CD71 SUNTAN-TS13DF-CD71_17 Datasheet
137Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
More results


Html Pages

1 2


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com