전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

PD-109 데이터시트(PDF) 2 Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG.

부품명 PD-109
상세설명  Schrittmotorsystem: dynamisch & intelligent
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  TRINAMIC [TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG.]
홈페이지  http://www.trinamic.com
Logo TRINAMIC - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG.

PD-109 데이터시트(HTML) 2 Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG.

  PD-109 Datasheet HTML 1Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. PD-109 Datasheet HTML 2Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Copyright © 2007, TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG
www.trinamic.com
1. Vergewissern Sie sich, dass kein anderes
Programm den COM-Port benutzt.
2. Starten Sie die TMCL IDE (auf der TechLibCD und www.trinamic.com)
durch öffnen der Datei TMCL.exe.
3. Öffnen Sie Options und
wählen
Sie
den
Reiter
Connection
4. Wählen Sie den COM-Port
mit Einstellungen wie oben
(baudrate 9600). OK klicken.
5. Schreiben Sie ins weiße Feld
einen
Programmcode
und
speichern ihn mit File/Save.
Assemble
Download
Run
Stop
6. Nacheinander
“Assemble”-
,“Download”- und den “Run”-
Knopf drücken.
"Direct Mode"
7. Alle laufenden Programme
mit “Stop” anhalten und den
“Direct Mode” starten.
8. Das PD-109 wird automatisch erkannt, wenn die Kommunikation
funktioniert. Erteilen Sie einen Befehl mit Instruction, Type, Motor,
Value und drücken Sie Execute, um ihn zum PD-109 zu senden.
Folgende Befehle können in
einem Programm oder im
“Direct
Mode”
benutzt
werden. Es gibt Bewegungs- (ROR, ROL, MST, MVP)
und Steuerungs- (SAP - Set Axis Parameter) Befehle.
GAP liefert die entsprechende SAP-Einstellung.
Instr.
Type
Value
Beschreibung
(don´t care)
0..2047
Dreht rechts
ROR
ROR <motor no.>, <Value>
(don´t care)
0..2047
Dreht links
ROL
ROL <motor no.>, <Value>
(don´t care)
Motor stoppt
MST
MST <motor no.>, <Value>
ABS|REL|COORD
23 bit
Fahr zu pos.
MVP
MVP <type>, <motor no.>, <Value>
2
23 bit
Aktuelle Pos.
4
0..2047
Max. Geschw.
5
0..2047
Max. Beschl.
6
0..1500
Max. Strom
7
0..1500
Standbystrom.
140
0..6
Mikroschrittres.
SAP
SAP <type no.>,<motor no.>,<Value>
Liefert den entprechenden SAP Parameterwert
GAP
GAP <type no.>, <motor no.>
Für die vollständige Befehlsliste und weitere Details
siehe das TMCL-Reference and Programming Manual
auf TechLibCD or www.trinamic.com.
Wenn die Kommunikation nicht funktioniert:
Leuchtet die LED des PD-109 ? Wenn nicht prüfen
Sie die Spannungsversorgung.
Starten Sie “Direct Mode”. Wird das PD-109
automatisch erkannt? Wenn nicht: schließen.
Benutzen Sie den richtigen COM-Port und ist er
nicht blockiert durch ein anderes Programm ?
Überprüfen
Sie
die
Anschlusseinstellungen,
Standard: 9600 Baud und Adresse 1.
Prüfen Sie den Interface-Anschluss ans PD-109.
Terminierung und “Pulse Time” in Ordnung ?
Nutzen Sie das PD-109 Manual oder das Trinamic-
Forum zur weiteren Fehlersuche.
Der Motor reagiert nicht:
Wenn er nach dem einschalten bestromt wird
(Spannung korrekt?) ist es normalerweise ein
Kommunikationsproblem (siehe oben).
Wenn
Sie
ein
TMCL
Programm
benutzten,
versuchen Sie einen Befehl im “Direct Mode”, um
einen Fehler in dem Programm auszuschließen.
Überprüfen Sie den Motoranschluss und ob die
LED auf dem PD-109 leuchtet.
Wiederherstellung der Standardeinstellungen im
“Direct Mode” mit “137 – restore factory settings”.
TMCL IDE:
Befehle:
Fehlersuche:


유사한 부품 번호 - PD-109

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
TRINAMIC Motion Control...
PD-109 TRINAMIC-PD-109 Datasheet
186Kb / 2P
   High power stepper motor motion system
PD-109-57 TRINAMIC-PD-109-57 Datasheet
213Kb / 1P
   57mm / NEMA23 Stepper Motor with Controller / Driver and Serial Interface
PD-109 TRINAMIC-PD-109_06 Datasheet
186Kb / 2P
   High power stepper motor motion system
More results

유사한 설명 - PD-109

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Mitsubishi Electric Sem...
PS51277-A MITSUBISHI-PS51277-A Datasheet
55Kb / 6P
   Intelligent Power Intelligent Power Module
logo
Emerson Network Power
IMP EMERSON-NETWORKPOWER-IMP_09 Datasheet
2Mb / 8P
   Intelligent MP
logo
Good Will Instrument Co...
GFC-8270H GWINSTEK-GFC-8270H Datasheet
486Kb / 1P
   INTELLIGENT COUNTER
logo
Emerson Network Power
IMP EMERSON-NETWORKPOWER-IMP Datasheet
3Mb / 8P
   Intelligent MP
logo
Systemsensor advanced i...
M502M SYSTEMSENSOR-M502M Datasheet
394Kb / 2P
   Intelligent Modules
logo
SYNERGY MICROWAVE CORPO...
FSW170280-50 SYNERGY-FSW170280-50 Datasheet
807Kb / 7P
   INTELLIGENT INTERACTIVE SYNTHESIZER
LFSW60170-50 SYNERGY-LFSW60170-50 Datasheet
553Kb / 3P
   INTELLIGENT INTERACTIVE SYNTHESIZER
logo
Emerson Network Power
IMP EMERSON-NETWORKPOWER-IMP_11 Datasheet
3Mb / 9P
   Intelligent MP Series
logo
Purdy Electronics Corpo...
AND721GST PURDY-AND721GST Datasheet
115Kb / 2P
   Intelligent Character Display
AND791GST PURDY-AND791GST Datasheet
151Kb / 3P
   Intelligent Character Display
More results


Html Pages

1 2


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com