전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

7447798241 데이터시트(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

부품명 7447798241
상세설명  POWER-CHOKE WE-PDF
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
홈페이지  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7447798241 데이터시트(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7447798241 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7447798241 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7447798241 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7447798241 Datasheet HTML 4Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Bezeichnung :
description :
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
Amm
Bmm
Cmm
Dmm
Emm
Start of winding
Marking = Inductance code
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated current
Sättigungsstrom /
saturation current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
100% Sn
OO
09-12-01
Name
Datum / date
HP E4991A für/for SRF
............................................................................
Unterschrift / signature
UL-File Number:
E318511
Testbedingungen /
test conditions
RDC max
∆T=40 K
|∆L/L|<10%
100 kHz / 5mA
@ 20°C / 1A
38,0
A
It is recommended that the temperature of the part does
Version 1
size 1064
6,4 max.
10,2 ± 0,3
10,2 ± 0,3
6,8 ± 0,5
typ.
µH
m
Ω
Luftfeuchtigkeit / humidity:
C Lötpad / soldering spec. :
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
Ferrit/ferrite
@ 20°C / 1A
3,0 ± 0,2
L
RDC typ
IDC
SRF
Isat
24,00
A
http://www.we-online.com
Datum / date
not exceed 150°C under worst case operating conditions.
m
Ω
42,9
typ.
4,00
GMC Metrahit 27I für/for R
DC
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
Kunde / customer :
SPEICHERDROSSEL WE-PDF
POWER-CHOKE WE-PDF
Artikelnummer / part number :
Betriebstemp. / operating temperature:
-40°C - +150°C
Draht / wire:
SFT-EI / AIWJ
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2009-12-01
±20%
typ.
MHz
7447798241
3,55
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - +110°C
Basismaterial / base material:
Endoberfläche / finishing electrode:
max.
17,0
typ.
G Eigenschaften / general specifications :
D Prüfgeräte / test equipment :
E Testbedingungen / test conditions :
WK 3260B für/for L und/and I
DC
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
Würth Elektronik
.......................................................................
...............................................
..................................................
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
Änderung / modification
3,4
2,4
5,8
10,6
2,4
[mm]
A
C
E
B
D
Marking
SEITE 1 VON 4


유사한 부품 번호 - 7447798241

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447798221 WURTH-7447798221 Datasheet
148Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
7447798250 WURTH-7447798250 Datasheet
148Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
7447798250 WURTH-7447798250 Datasheet
1Mb / 7P
   WE-PDF SMD Shielded Power Inductor
7447798250 WURTH-7447798250_15 Datasheet
1Mb / 7P
   WE-PDF SMD Shielded Power Inductor
7447798271 WURTH-7447798271 Datasheet
149Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
More results

유사한 설명 - 7447798241

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447797300 WURTH-7447797300 Datasheet
149Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
7447798910 WURTH-7447798910 Datasheet
148Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
7447797250 WURTH-7447797250 Datasheet
214Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
7447797050 WURTH-7447797050 Datasheet
148Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
7447797620 WURTH-7447797620 Datasheet
148Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
7447798110 WURTH-7447798110 Datasheet
148Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
7447798151 WURTH-7447798151 Datasheet
148Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
7447798221 WURTH-7447798221 Datasheet
148Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
7447797360 WURTH-7447797360 Datasheet
149Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
7447798022 WURTH-7447798022 Datasheet
148Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
7447798111 WURTH-7447798111 Datasheet
148Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
More results


Html Pages

1 2 3 4


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com