전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

SD103N700230 데이터시트(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

부품명 SD103N700230
상세설명  SD10 distribution box, top mounting M12-A, built-in control cable
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
홈페이지  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

SD103N700230 데이터시트(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  SD103N700230 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. SD103N700230 Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l. SD103N700230 Datasheet HTML 3Page - SHIELD s.r.l. SD103N700230 Datasheet HTML 4Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE version 091028
SD10
43-2
www.shield.net
SD10 distribution box, top mounting M12-A, built-in control cable
SD10 scatola distribuzione, M12-A, montaggio da sopra, cavo di controllo integrato
Distribution box
with small space profile;
from 1 to 5 sockets, 1 signal each socket;
with or without signalling Led;
for connection of sensors, actuators, etc.;
special circuits on request.
Scatola di distribuzione
con basso profilo di ingombro;
da 1 a 5 prese, 1 segnale ciascuna presa;
con o senza Led di segnalazione;
per collegamento sensori, attuatori, ecc.;
circuiti speciali a richiesta.
1 socket
1 presa
2 sockets
2 prese
3 sockets
3 prese
4 sockets
4 prese
5 sockets
5 prese
make the description code in a few steps
(yellow codes are preferred)
A
B
C
(D)
(E)
SD10xN7 xxxxx
xxx
xxxx xxx xxxx
forma il codice descrittivo in pochi passaggi
(i codici gialli sono preferiti)
At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders.
Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
General characteristics
Caratteristiche generali
housing material: TPU (polyurethane)
contacts material: nickel and golden plated CuZn
protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3)
body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components)
body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal,
higher currents available upon request
housing oil resistance: very good
locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D)
materiale rivestimento: TPU (poliuretano)
materiale contatti: CuZn nichelato e dorato
grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3)
temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)
corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale
correnti superiori disponibili su richiesta.
resistenza olio del rivestimento: ottima
materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D)
A
main description
descriz. principale
(a1)
B
cable
cavo
(a1)
C
cable length
lungh cavo
(a1)
socket
quantity
quantità
prese
socket
type
tipo
presa
cod
ing
chia
ve
connected
terminals
terminali
collegati
(a4)
voltage;
(pollution deg.)
tensione;
(grado inquin.)
(a5)
control
type
tipo
controllo
circuit
circuito
(a4)
SD102N7 00130
547
5000
2
M12
A
1 = V+
3 = V-
4 = A signal
segnale A
5 = ground
terra
1…60 (3)
1…135 (2)
Vdc / Vac
max power
potenza max
200 W
cable
cavo
SD103N7 00130
533
5000
3
SD104N7 00130
839
5000
4
SD105N7 00130
837
5000
5
SD102N7 06130
547
5000
2
M12
A
10…30 (3)
Vdc
cable
cavo
SD103N7 06130
533
5000
3
SD104N7 06130
839
5000
4
SD105N7 06130
837
5000
5
(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options;
i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili.
(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart;
il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield.
(a4) see table H for wires connection;
vedere tabella H per collegamento fili.
(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1):
2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution;
la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):
2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.


유사한 부품 번호 - SD103N700230

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
International Rectifier
SD103N IRF-SD103N Datasheet
129Kb / 9P
   FAST RECOVERY DIODES Stud Version
SD103N25S20MBC IRF-SD103N25S20MBC Datasheet
416Kb / 10P
   DISCRETE POWER DIODES and THYRISTORS
SD103N25S20MBV IRF-SD103N25S20MBV Datasheet
416Kb / 10P
   DISCRETE POWER DIODES and THYRISTORS
SD103N25S20MC IRF-SD103N25S20MC Datasheet
416Kb / 10P
   DISCRETE POWER DIODES and THYRISTORS
SD103N25S20MSC IRF-SD103N25S20MSC Datasheet
416Kb / 10P
   DISCRETE POWER DIODES and THYRISTORS
More results

유사한 설명 - SD103N700230

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
SHIELD s.r.l.
SF202N700130 SHIELD-SF202N700130 Datasheet
500Kb / 4P
   SF20 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable
SK302N700130 SHIELD-SK302N700130 Datasheet
525Kb / 4P
   SK30 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable
SK202N700130 SHIELD-SK202N700130 Datasheet
516Kb / 4P
   SK20 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable
SD202N700100 SHIELD-SD202N700100 Datasheet
535Kb / 4P
   SD20 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable
SD301N700100 SHIELD-SD301N700100 Datasheet
529Kb / 4P
   SD30 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable
SF232N700100 SHIELD-SF232N700100 Datasheet
535Kb / 4P
   SF23 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable
SK232N700100 SHIELD-SK232N700100 Datasheet
560Kb / 4P
   SK23 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable
SK332N700100 SHIELD-SK332N700100 Datasheet
566Kb / 4P
   SK33 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable
SD401N700100 SHIELD-SD401N700100 Datasheet
512Kb / 4P
   SD40 distribution box, L-left profile M12-A sockets, built-in control cable
logo
Molex Electronics Ltd.
1201190043 MOLEX-1201190043 Datasheet
35Kb / 1P
   MPIS Ultra-Lock (M12) Stainless Steel Distribution Box with Molded Cable, Top-Mount, 8 Port Ultra-Lock, 10.0m Cable, IP69K
08/27/2022
More results


Html Pages

1 2 3 4


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com