전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

SD302N706130 데이터시트(PDF) 4 Page - SHIELD s.r.l.

부품명 SD302N706130
상세설명  SD30 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
홈페이지  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

SD302N706130 데이터시트(HTML) 4 Page - SHIELD s.r.l.

  SD302N706130 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. SD302N706130 Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l. SD302N706130 Datasheet HTML 3Page - SHIELD s.r.l. SD302N706130 Datasheet HTML 4Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
version 091028
DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE
SD30
www.shield.net
43-13
B
cable code
codice cavo
(b1)
socket
quantity
quantità
prese
max
current
corrente
max
A @ 40°C
(b5)
voltage
drop
caduta
di tensione
V @ 1A x 1m
(b2)(b5)
wires x size
fili x sezione
n x mm2
(b3)
cable
material
materiale
cavo
reference
riferimento
sheath
colour
colore
guaina
RAL
wires
colour
colore
fili
(b6)
cable
class
classe
cavo
cable
temperature
temperatura
cavo
°C
cable
data sheet
scheda
cavo
837
3
8,7 (4,0)
0,06 (0,13)
2+1 x 0,75 + 6 x 0,34
pur pvc
LiYY11Y
bk 9005
C
6
-25...+ 80
MH-PF
834
6
8,7 (4,0)
0,06 (0,13)
2+1 x 0,75 + 12 x 0,34
pur pvc
LiYY11Y
bk 9005
CP6
6
-25...+ 80
MH-PF
836
6
8,7 (4,0)
0,06 (0,13)
2+1 x 0,75 + 12 x 0,34
pvc
60332-3A IEC
gy 7035
CP6
5
-15...+ 70
MH-PN
846
9
8,7 (4,0)
0,06 (0,13)
2+1 x 0,75 + 20 x 0,34
pur pvc
LiYY11Y
bk 9005
C
6
-25...+ 80
MH-PF
876
9
13,1 (4,0)
0,03 (0,09)
2+1 x 1,50 + 20 x 0,50
pur pvc
LiYY11Y
bk 9005
C
6
-25...+ 80
MH-PF
230
12
4,0
0,18
26 x 0,25
pvc
IEC 60332-3A
gy 7035
C
5
-15...+ 70
MN-BK
211
15
4,0
0,18
37 x 0,25
pvc
IEC 60332-3A
gy 7035
C
5
-15...+ 70
MN-BK
(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue);
altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi).
(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information);
le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali).
(b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground.
esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.
(b5) bigger wire value (smaller wire value)
valore del filo più grande (valore del filo più piccolo).
(b6) wires colour: N = numbered wires + gn/ye if present; C = din 47100 colours, see table H column ’15 sockets’; CP6 = same as C, but only the wires listed in table H column ‘6 sockets’;
colore fili: N = fili numerati + gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna ’15 prese’; CP6 = come C, ma solo i fili elencati in tabella H colonna ‘6 prese’
C
length code
codice lunghezza
(c1)
3000
5000
MT10
MT15
MT20
cable length
lunghezza cavo
m
3
5
10
15
20
(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces;
possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi.
D
variant code
codice variante
empty space or 000
spazio vuoto o 000
005
on request
a richiesta
no variant
nessuna variante
stainless steel ring
ghiera acciaio inox
E
second side
secondo lato
empty space
spazio vuoto
HEJM
HEJR
description
descrizione
only stripped cable
solo cavo sguainato
19p male contacts,
M23 male thread
contatti maschio 19p,
filetto M23 maschio
19p male contacts,
M23 female thread
contatti maschio 19p,
filetto M23 femmina
photo
foto
H
3 sockets | prese
6 sockets | prese
9 sockets | prese
12 sockets | prese
15 sockets | prese
socket terminal
terminale presa
9-wire
control
controllo
a 9 fili
15-wire
control
controllo
a 15 fili
M23-19p
terminal
terminale
M23-19p
21-wire
control
controllo
a 21 fili
26-wire
control
controllo
a 26 fili
32-wire
control
controllo
a 32 fili
supply
alimentazione
1 (V+)
bn
n7
bn
19
bn
bn
bn
3 (V-)
bu
n8
bu
6
bu
bu
bu
5 (PE)
gn/ye
gn/ye
gn/ye
12
gn/ye
--
--
A signal
segnale A
4-1
wh
n1
wh
15
wh
wh
wh
4-2
gn
n2
gn
5
gn
gn
gn
4-11
pk
n5
pk
17
pk
pk
pk
4-3
ye
16
ye
ye
ye
4-4
gy
3
gy
gy
gy
4-12
rd
2
rd
rd
rd
4-5
bk
bk
bk
4-6
vt
vt
vt
4-13
wh/pk
wh/pk
wh/pk
4-7
wh/rd
wh/rd
4-8
wh/bu
wh/bu
4-14
wh/bk
wh/bk
4-9
gy/gn
4-10
pk/gn
4-15
gn/bu
B signal
segnale B
2-1
ye
n3
gy/pk
7
gy/pk
gy/pk
gy/pk
2-2
gy
n4
rd/bu
4
rd/bu
rd/bu
rd/bu
2-11
rd
n6
wh/ye
9
wh/ye
wh/ye
wh/ye
2-3
wh/gn
8
wh/gn
wh/gn
wh/gn
2-4
bn/gn
14
bn/gn
bn/gn
bn/gn
2-12
ye/bn
13
ye/bn
ye/bn
ye/bn
2-5
wh/gy
wh/gy
wh/gy
2-6
gy/bn
gy/bn
gy/bn
2-13
pk/bn
pk/bn
pk/bn
2-7
bn/bu
bn/bu
2-8
bn/rd
bn/rd
2-14
bn/bk
bn/bk
2-9
ye/gn
2-10
ye/pk
2-15
ye/bu
(h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;
n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal;
abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio;
n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra.
M23-19p
male connector face view
vista frontale connettore maschio


유사한 부품 번호 - SD302N706130

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Sirectifier Semiconduct...
SD30 SIRECTIFIER-SD30 Datasheet
202Kb / 2P
   Discrete Diodes
SD30 SIRECTIFIER-SD30 Datasheet
212Kb / 2P
   Discrete Diodes
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
SD30 DAESAN-SD30 Datasheet
395Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
International Rectifier
SD300 IRF-SD300 Datasheet
208Kb / 7P
   STANDARD RECOVERY DIODES Hockey Puk Version
logo
Sirectifier Semiconduct...
SD300 SIRECTIFIER-SD300 Datasheet
215Kb / 2P
   Discrete Diodes
More results

유사한 설명 - SD302N706130

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
SHIELD s.r.l.
SD202N700100 SHIELD-SD202N700100 Datasheet
535Kb / 4P
   SD20 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable
SK202N700130 SHIELD-SK202N700130 Datasheet
516Kb / 4P
   SK20 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable
SF202N700130 SHIELD-SF202N700130 Datasheet
500Kb / 4P
   SF20 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable
SK302N700130 SHIELD-SK302N700130 Datasheet
525Kb / 4P
   SK30 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable
SD102N700130 SHIELD-SD102N700130 Datasheet
380Kb / 4P
   SD10 distribution box, top mounting M12-A, built-in control cable
SD401N700100 SHIELD-SD401N700100 Datasheet
512Kb / 4P
   SD40 distribution box, L-left profile M12-A sockets, built-in control cable
SK232N700100 SHIELD-SK232N700100 Datasheet
560Kb / 4P
   SK23 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable
SK332N700100 SHIELD-SK332N700100 Datasheet
566Kb / 4P
   SK33 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable
SF232N700100 SHIELD-SF232N700100 Datasheet
535Kb / 4P
   SF23 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable
logo
Belden Inc.
734209-100 BELDEN-734209-100 Datasheet
107Kb / 2P
   Protective cap for M12 mounting sockets and cable sockets
More results


Html Pages

1 2 3 4


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com