전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LS03-1A71-PA-1000W_DE 데이터시트(PDF) 1 Page - Meder Electronic

부품명 LS03-1A71-PA-1000W_DE
상세설명  (deutsch) LS Level Sensor
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  MEDER [Meder Electronic]
홈페이지  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

LS03-1A71-PA-1000W_DE 데이터시트(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  LS03-1A71-PA-1000W_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
LS03-1A71-PA-1000W
LS03-1A66-PA-1000W
Artikel:
| Email: salesasia@meder.com
9531711104
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung
DC or Peak AC
Schaltspannung
DC or Peak AC
Transportstrom
DC or Peak AC
Schaltstrom
!
Sensor deactivated
Sensorwiderstand
Polyamid
Gehäusematerial
schwarz
Gehäusefarbe
Polyurethan
Verguss-Masse
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
"#
$
Kabel nicht bewegt
Arbeitstemperatur
"#
Kabel bewegt
Arbeitstemperatur
"#
$
Lagertemperatur
IP68
DIN EN 60529
Schutzart
Kabelspezifikation
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Rundkabel
Kabeltyp
PVC
Kabel Material
0,14 qmm
Querschnitt
Allgemeine Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Ab 5m Kabellänge wird ein Vorwiderstand empfohlen.
Montagehinweis
%
$
Anzugsdrehmoment
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
11.12.06
KSCHIELENSKI
WKOVACS
05
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung:
Neuanlage am:
Letzte Änderung:
25.06.10
DKUECHLER
BUELTZHOEFFER
Freigegeben von:
Freigegeben von:
29.02.08
Freigegeben am:
Freigegeben am:
25.06.10


유사한 부품 번호 - LS03-1A71-PA-1000W_DE

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Meder Electronic
LS03-1A71-PA-1000W MEDER-LS03-1A71-PA-1000W Datasheet
127Kb / 1P
   LS Level Sensor
logo
Standex Electronics, In...
LS03-1A71-PA-1000W STANDEX-LS03-1A71-PA-1000W Datasheet
117Kb / 1P
   LS03 Series Liquid Level Sensor
Ver.05
More results

유사한 설명 - LS03-1A71-PA-1000W_DE

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Meder Electronic
LS01-1A66-PP-1000W_DE MEDER-LS01-1A66-PP-1000W_DE Datasheet
73Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS01-1B84-PP-1000W_DE MEDER-LS01-1B84-PP-1000W_DE Datasheet
105Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS01-1B85-PA-500W_DE MEDER-LS01-1B85-PA-500W_DE Datasheet
125Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1A66-PA-500W_DE MEDER-LS02-1A66-PA-500W_DE Datasheet
75Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1A66-PA-1000W_DE MEDER-LS02-1A66-PA-1000W_DE Datasheet
81Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1A66-PP-3000W_DE MEDER-LS02-1A66-PP-3000W_DE Datasheet
144Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1A85-PA-500W_DE MEDER-LS02-1A85-PA-500W_DE Datasheet
151Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1B66-PA-1000W_DE MEDER-LS02-1B66-PA-1000W_DE Datasheet
75Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1B66-PA-5000W_DE MEDER-LS02-1B66-PA-5000W_DE Datasheet
75Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1B66-PP-500W_DE MEDER-LS02-1B66-PP-500W_DE Datasheet
74Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1B66-PP-2000W_DE MEDER-LS02-1B66-PP-2000W_DE Datasheet
74Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
More results


Html Pages

1


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com