전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

TDA2003G-TA5-T 데이터시트(Datasheet) 8 Page - Unisonic Technologies

부품명 TDA2003G-TA5-T
상세내용  10W CAR RADIO AUDIO AMPLIFIER
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  UTC [Unisonic Technologies]
홈페이지  http://www.utc-ic.com
Logo 

   
 8 page
background image
TDA2003
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
8 of 10
www.unisonic.com.tw
QW-R107-002,F
TYPICAL CHARACTORISTICS
810
12
14
16
Vs(V)
0
4
2
6
8
Quiescent output voltage vs.Supply
voltage
810
12
14
16
Vs(V)
0
20
40
60
80
Quiescent drain current vs.Supply
voltage
05
10
15
20
Vs(V)
0
5
10
15
20
Output power vs.Supply voltage
Gv=40dB
f=1kHz
THD=10%
R=4Ω
R=3.2Ω
R=2Ω
R=1.6Ω
Output power vs.load resistance
02
4
6
8
RL (
)
0
4
8
12
16
Vs=16V
Vs=14.4V
Vs=12V
Vs=8V
Gv=40dB
f=1kHz
THD=10%
Gain vs. Input sensitivity
Gain vs. Input sensitivity
10
100
1000
20
24
28
32
36
40
44
48
52
54
58
VS=14.4V
f=1kHz
RL=4
VS=14.4V
f=1kHz
RL=2
10
20
24
28
32
36
40
44
48
52
54
58
100
1000
VI (RMS)
VI (RMS)
POUT=6W
POUT=0.5W
POUT=10W
POUT=0.5W




Html 페이지

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


데이터시트




링크 URL

ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl