전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

0750.0141 데이터시트(PDF) 8 Page - Schurter Inc.

부품명 0750.0141
상세설명  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  SCHURTER [Schurter Inc.]
홈페이지  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0750.0141 데이터시트(HTML) 8 Page - Schurter Inc.

Back Button 0750.0141 Datasheet HTML 4Page - Schurter Inc. 0750.0141 Datasheet HTML 5Page - Schurter Inc. 0750.0141 Datasheet HTML 6Page - Schurter Inc. 0750.0141 Datasheet HTML 7Page - Schurter Inc. 0750.0141 Datasheet HTML 8Page - Schurter Inc. 0750.0141 Datasheet HTML 9Page - Schurter Inc. 0750.0141 Datasheet HTML 10Page - Schurter Inc. 0750.0141 Datasheet HTML 11Page - Schurter Inc. 0750.0141 Datasheet HTML 12Page - Schurter Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch
146
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER*
SELECTOR CHART
ÜBERSICHT
Suitable for fuse-link size /
Miniature fuse-links /
Geeignet für Sicherungs-
G-Sicherungseinsätze
einsatz-Grösse
5 x 20 mm
Design / Bauart
Unexposed / geschlossen
Exposed / offen
Type of mounting /
for printed circuit boards /
Board mount /
Befestigungsart
für Leiterplatten
für Plattenmontage
Methods of fastening /
Through hole mounting, vertical /
Screw or rivet fastening /
Befestigungsmethode
Durchsteckmontage, verikal
Schraub- oder Nietbefestigung
Type of fuse carrier /
Bayonet type fuse carrier /
Art der Verschlusskappe
Renkverschlusskappe
Shocksafe category / Berührungsschutz Kateg.
PC 2
PC 1
Rated voltages / Nennspannungen
250 V
250 V
250 V
250 V
Rated currents / Nennströme
6,3 A
10 A
10 A
4 A
Rated power accept. / Nenn-Leistungsaufnahme
2 W
2,5 W
3,2 W / 2,5 W
3,2 / 2 W
Solder terminals
for wires / für Drähte
••
Lötanschlüsse
for PCB / für Leiterplatten
••
Quick-connect terminals / Steckanschlüsse
4,8 x 0,5 mm
Degree of protection IP/ Schutzgrad IP
IP 40
IP 40
SCHURTER Type / Typ
FAF
FAP
UH
UHB
CEHESS-SCHURTER Type / Typ
Approvals / Approbationen
see page /
Techn. data / Techn. Daten
siehe Seite
168
169
170
171
Order nos. / Bestell-Nr.
single unit /
Einzelelement
break-off strip of ten units /
Leiste à 10 Elemente
suitable cover see page 196 /
passende Abdeckhaube
siehe Seite 196
suitable cover see page 196 /
passende Abdeckhaube
siehe Seite 196
Suitable for fuse-link size /
Miniature fuse links /
Geeignet für Sicherungs-
G-Sicherungseinsätze
einsatz-Grösse
5 x 20 / 6,3 x 32 mm
Design / Bauart
Unexposed / geschlossen
Type of mounting /
Panel mount, front side /
Befestigungsart
für Plattenmontage von Frontseite
Methods of fastening /
Fixing nut fastening /
Befestigungsmethode
Schraubbefestigung
Type of fuse carrier /
Bayonet type fuse carrier /
Art der Verschlusskappe
Renkverschlusskappe
Shocksafe category / Berührungsschutz Kateg.
PC 2
PC2
Rated voltages / Nennspannungen
250 V
500 V
Rated currents / Nennströme
10 A
10 A
Rated power accept. / Nenn-Leistungsaufnahme
4 W (5 x 20) / 4 W (6,3 x 32)
4 W (5 x 20) / 4 W (6,3 x 32)
4 W (5 x 20)/4 W (6,3 x 32)
Solder terminals
for wires / für Drähte
••
Lötanschlüsse
for PCB / für Leiterplatten
Quick-connect terminals / Steckanschlüsse
4,8 x 0,5 mm
6,3 x 0,8 mm
Degree of protection IP/ Schutzgrad IP
IP 40
IP 40
IP 40
IP 40
SCHURTER Type / Typ
FEU
FEU
FEU
FEC
CEHESS-SCHURTER Type / Typ
Approvals / Approbationen
see page /
Techn. data / Techn. Daten
siehe Seite
177
178
179
180
Order nos. / Bestell-Nr.
* Components with pre-inserted fuse-links are available on request / Auf Anfrage auch bestückt mit Sicherungseinsätzen lieferbar
5 x 20 mm
6,3 x 32 mm
Fingergrip
5 x 20 mm
6,3 x 32 mm
5 x 20 mm
6,3 x 32 mm
Fingergrip


유사한 부품 번호 - 0750.0141

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
PHOENIX CONTACT
0750017 PHOENIX-0750017 Datasheet
151Kb / 8P
   Panel feed-through terminal block - DFK-2,8/FSI(2-2,8-0,8)
logo
List of Unclassifed Man...
07501 ETC2-07501 Datasheet
76Kb / 1P
   SOLE GROUNDER
07502 ETC2-07502 Datasheet
76Kb / 1P
   SOLE GROUNDER
07503 ETC2-07503 Datasheet
76Kb / 1P
   SOLE GROUNDER
logo
Molex Electronics Ltd.
0750885000 MOLEX9-0750885000 Datasheet
116Kb / 3P
   2.00mm (.079) Pitch 5-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Polarizing Pin Module
More results

유사한 설명 - 0750.0141

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Dubilier
DBCFH14 DUBILIER-DBCFH14 Datasheet
100Kb / 1P
   FUSEHOLDERS PANEL MOUNTING FUSEHOLDERS
logo
Cooper Bussmann, Inc.
HHX COOPER-HHX Datasheet
59Kb / 1P
   Fuseholders
logo
Littelfuse
02982001Z LITTELFUSE-02982001Z Datasheet
120Kb / 1P
   Fuseholders
logo
Elektron Components Ltd...
FX0430 BULGIN-FX0430 Datasheet
1Mb / 18P
   FUSEHOLDERS
logo
Littelfuse
153002 LITTELFUSE-153002 Datasheet
191Kb / 2P
   FUSEHOLDERS
1520007Z LITTELFUSE-1520007Z Datasheet
89Kb / 1P
   Fuseholders
04450715H LITTELFUSE-04450715H Datasheet
64Kb / 1P
   Fuseholders
03450101HX010 LITTELFUSE-03450101HX010 Datasheet
204Kb / 3P
   Fuseholders
647 LITTELFUSE-647 Datasheet
91Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
519 LITTELFUSE-519 Datasheet
89Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com