전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

0750.0141 데이터시트(PDF) 14 Page - Schurter Inc.

부품명 0750.0141
상세설명  FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  SCHURTER [Schurter Inc.]
홈페이지  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0750.0141 데이터시트(HTML) 14 Page - Schurter Inc.

Back Button 0750.0141 Datasheet HTML 10Page - Schurter Inc. 0750.0141 Datasheet HTML 11Page - Schurter Inc. 0750.0141 Datasheet HTML 12Page - Schurter Inc. 0750.0141 Datasheet HTML 13Page - Schurter Inc. 0750.0141 Datasheet HTML 14Page - Schurter Inc. 0750.0141 Datasheet HTML 15Page - Schurter Inc. 0750.0141 Datasheet HTML 16Page - Schurter Inc. 0750.0141 Datasheet HTML 17Page - Schurter Inc. 0750.0141 Datasheet HTML 18Page - Schurter Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 58 page
background image
SCHURTER AG Switzerland,
¤ (+)++41-41 369 31 11 Fax (+)++41-41 369 34 03 E-mail: contact@schurter.ch Internet: http.//www.schurter.ch
152
Order No./
Fuse carrier /
Terminals /
to fuseholder /
Degree of protection /
Bestell-Nr.
Verschluss-
Anschlüsse
zu Sicherungs-
Schutzgrad
Kappe
solder- /
quick con./ halter
Lötanschl.
Steckanschl.
0031.1081
Fuseholder complete, black
slotted /
IP 40
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
mit Schlitz
0031.1907
Fuseholder complete, black
Fingergrip
IP 40
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
0031.1185
Fuseholder complete, black
slotted /
IP 54
G-Sicherungshalter komplett, schwarz
mit Schlitz
0031.3555
Fuse carrier, bayonet, black
slotted /
0031.1081
Renkverschlusskappe, schwarz
mit Schlitz
0031.3560
Fuse carrier, bayonet, black
Fingergrip
0031.1907
Renkverschlusskappe, schwarz
0031.3562
Fuse carrier, bayonet, black
slotted /
0031.1185
Renkverschlusskappe, schwarz
mit Schlitz
Accessoires see page 196 / Zubehör siehe Seite 196
Fuseholder
Type FEF
Panel mount, front side,
fixing nut fastening
shocksafe category PC2
G-Sicherungshalter
Typ FEF
für Plattenmontage, von Frontseite,
Schraubbefestigung.
Berührungsschutz Kategorie PC2
Technical data
• Rated voltage: 250 V
• Rated current: 10 A
• Rated power acceptance at ambient
air temperature Ta 23 °C: 3,2 W
• Power acceptance at higher Ta:
see derating curves
Take note of the information
on pages 139–143
• Allowable ambient air temperatures
Ta for accessible parts:
–25 to +85 °C
• Contact resistance: 5 m
• Dielectric strength: > 4 kV, 50 Hz,
1 Min.*
• Insulation resistance
(500 V DC 1/Min): > 103 M
• Torque/Fixing nut:
max. 1,2 Nm
* between metal mounting plate and live parts
Technische Daten
• Nennspannung: 250 V
• Nennstrom:
10 A
• Nenn-Leistungsaufnahme bei Um-
gebungstemperatur Tu 23 °C: 3,2 W
• Zul. Leistungsaufnahme bei höheren
Tu: siehe Derating-Kurven
Beachten Sie die Informationen
auf Seiten 139–143
• Zulässige Umgebungstemperaturen
Tu für berührbare Teile:
–25 bis +85 °C
• Durchgangswiderstand: 5 m
• Spannungsfestigkeit: > 4 kV, 50 Hz,
1 Min.*
• Isolationswiderstand
(500 V DC/1 Min.): > 103 M
• Anzugsdrehmoment der Mutter:
max. 1,2 Nm
* zwischen Metall-Montageplatte und unter
Spannung stehenden Teilen
• bayonet type fuse carrier, slotted or
fingergrip
• solder- or solder-/quick-connect
terminals 2,8 x 0,5 mm
• degree of protection IP40 or IP54 from
frontside, according to IEC 60529
• suitable for equipment with protection
classes I and II according to IEC 60536
• Renkverschlusskappe mit Schlitz oder
Fingergrip
• Löt- oder
Löt-/Steckanschlüsse 2,8 x 0,5 mm
• Schutzgrad IP40 oder IP54von Front-
seite nach IEC 60529
• geeignet für Geräte der Schutzklassen
I und II nach IEC 60536
Approvals, Patents / Approbationen, Patente
SEV
(10 A/250 V)
UL
(10 A/250 V)
VDE
(10 A/250 V)
CSA
(10 A/250 V)
SEMKO
(10 A/250 V)
CS Australia
(10 A/250 V)
FIMKO
(6,3 A/250 V)*
* only for 0031.1081 and 0031.1907 / nur für 0031.1081 und 0031.1907
Patents in U.S. (No. 4,072,385) and in further countries /
Patente in US (Nr. 4,072, 385) und weiteren Ländern
VDE
Standards / Normen
IEC 60127-6 (formerly / früher IEC 257)
EN 60127-6 (formerly / früher EN 60257)
UL 512, CSA C22.2-39
0031.1081
0031.1907 Fingergrip
0031.1185
solder-terminals, tin plated, for conductor
cross-sections up to 1,5 mm2 /
Lötanschlüsse verzinnt, für Leiterquerschnitte bis 1,5 mm2
Panel mounting holes /
Durchbrüche in Montageplatte
solder-/quick-connect terminals 2,8 x 0,5 mm, tin plated,
for conductor cross-sections up to 1,5 mm2 /
Löt-/Steckanschlüsse 2,8 x 0,5 mm, verzinnt, für Leiter-
querschnitte bis 1,5 mm2
FUSEHOLDERS / SICHERUNGSHALTER
5 x 20 mm
for /
für
Ambient air temperature Ta °C
Umgebungstemperatur Tu °C
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
20
30
40
50
60
70
80
90
I << In
I = 0.7 In
I = 1.0 In
Derating curve / Derating-Kurve
50
75
100


유사한 부품 번호 - 0750.0141

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
PHOENIX CONTACT
0750017 PHOENIX-0750017 Datasheet
151Kb / 8P
   Panel feed-through terminal block - DFK-2,8/FSI(2-2,8-0,8)
logo
List of Unclassifed Man...
07501 ETC2-07501 Datasheet
76Kb / 1P
   SOLE GROUNDER
07502 ETC2-07502 Datasheet
76Kb / 1P
   SOLE GROUNDER
07503 ETC2-07503 Datasheet
76Kb / 1P
   SOLE GROUNDER
logo
Molex Electronics Ltd.
0750885000 MOLEX9-0750885000 Datasheet
116Kb / 3P
   2.00mm (.079) Pitch 5-Row VHDM-HSD??Backplane Header, Polarizing Pin Module
More results

유사한 설명 - 0750.0141

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Dubilier
DBCFH14 DUBILIER-DBCFH14 Datasheet
100Kb / 1P
   FUSEHOLDERS PANEL MOUNTING FUSEHOLDERS
logo
Cooper Bussmann, Inc.
HHX COOPER-HHX Datasheet
59Kb / 1P
   Fuseholders
logo
Littelfuse
02982001Z LITTELFUSE-02982001Z Datasheet
120Kb / 1P
   Fuseholders
logo
Elektron Components Ltd...
FX0430 BULGIN-FX0430 Datasheet
1Mb / 18P
   FUSEHOLDERS
logo
Littelfuse
153002 LITTELFUSE-153002 Datasheet
191Kb / 2P
   FUSEHOLDERS
1520007Z LITTELFUSE-1520007Z Datasheet
89Kb / 1P
   Fuseholders
04450715H LITTELFUSE-04450715H Datasheet
64Kb / 1P
   Fuseholders
03450101HX010 LITTELFUSE-03450101HX010 Datasheet
204Kb / 3P
   Fuseholders
647 LITTELFUSE-647 Datasheet
91Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
519 LITTELFUSE-519 Datasheet
89Kb / 1P
   MINIATURE FUSEHOLDERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com