전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

F012-060 데이터시트(PDF) 4 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

부품명 F012-060
상세설명  Funk-Entst철rfilter im ovalen Metallgeh채use Radio-Interference Suppression Filters
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  EICHHOFF [Eichhoff Electronics,Inc.]
홈페이지  http://www.eichhoff.com/
Logo EICHHOFF - Eichhoff Electronics,Inc.

F012-060 데이터시트(HTML) 4 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

  F012-060 Datasheet HTML 1Page - Eichhoff Electronics,Inc. F012-060 Datasheet HTML 2Page - Eichhoff Electronics,Inc. F012-060 Datasheet HTML 3Page - Eichhoff Electronics,Inc. F012-060 Datasheet HTML 4Page - Eichhoff Electronics,Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
EICHHOFF Kondensatoren GmbH - Heidgraben 4 - 36110 Schlitz - Germany
sales@eichhoff.de
www.eichhoff.de
Funk-Entstörfilter
im ovalen Metallgehäuse
Radio-Interference Suppression Filters
encapsulation: oval metal case
Filtres d’antiparasitage
boîtier métallique ovale
Nennstrom
Rated current
Courant
nominal
Nennkapazität
Rated capacitance
Capacité nominale
Nenninduktivität
Rated inductance
Inductance nominale
Teile-Nr.
Part number
Référence
1 A
0,12 µF +
2 x 2400 pF
X1Y
2 x 1000 pFY
2 x 12 mH
2 x 5,6 µH
F 011-226/000
Nennspannung:
AC 110/250 V 50/60 Hz
Kapazitätsabweichung:
± 20%
Kondensatorenklasse:
X1Y2
Induktivitätsabweichung:
–30% / +50%
Entladewiderstand:
2M2
Ausführung:
Metallrohr mit Lasche
Klimakategorie:
25/100/21-C nach IEC 60068-1
Anschlüsse:
Cu-Litze Typ H05V-K 0,5 mm2, (AWG)
Anschlussenden abisoliert
Rated voltage:
AC 110/250 V 50/60 Hz
Capacitance tolerance:
± 20%
Capacitor class:
X1Y2
Inductance tolerance:
–30% / +50%
Discharge resistor:
2M2
Encapsulation:
metal tube with fixing lug
Climatic category:
25/100/21-C to IEC 60068-1
Connections:
copper wire H05V-K 0,5 mm2, (AWG)
ends stripped
Tension nominale:
c.a. 110/250 V 50/60 Hz
Tolérances des capacités:
± 20%
Classes des condensateurs: X1Y2
Tolérances des inductances: –30% / +50%
Résistance de décharge:
2M2
Boîtier:
tube métallique avec étrier
Categorie climatique:
25/100/21-C selon IEC 60068-1
Connexions:
fil cuivre H05V-K 0,5 mm2 (AWG)
fins dénudées
Prüfzeichen:
Approvals:
Homologations:
unsymmetrische Messung, Abschluss des Nachbarzweiges
Non-symmetric measurement
Mesurage non-symetrique
asymetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)
Asymmetric measurement (common mode)
Mesurage asymétrique (common mode)
symmetrische Messung (differential mode)
Symmetric measurement (differential mode)
Mesurage symétrique (differential mode)
F011-226/000
C
C 1
L
L 1
·
EN 60939-2
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀
฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀
฀฀฀


유사한 부품 번호 - F012-060

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Eichhoff Electronics,In...
F012-001 EICHHOFF-F012-001 Datasheet
107Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Kunststoffgeh채use
F012-003 EICHHOFF-F012-003 Datasheet
107Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Kunststoffgeh채use
F012-009 EICHHOFF-F012-009 Datasheet
107Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Kunststoffgeh채use
F012-010 EICHHOFF-F012-010 Datasheet
97Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Printmontage im Kunststoffgeh채use und Metallgeh채use
F012-010 EICHHOFF-F012-010 Datasheet
107Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Kunststoffgeh채use
More results

유사한 설명 - F012-060

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Eichhoff Electronics,In...
F011-171 EICHHOFF-F011-171 Datasheet
89Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im runden Metallgeh채use Radio-Interference Suppression Filters
F011-180 EICHHOFF-F011-180 Datasheet
96Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im ovalen oder rechteckigen Metallgeh채use
F033-001 EICHHOFF-F033-001 Datasheet
231Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Metallgehause Radio-Interference Suppression Filter
F011-227 EICHHOFF-F011-227 Datasheet
165Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter f체r 3 Phasen Radio-Interference Suppression Filters
F033-353 EICHHOFF-F033-353 Datasheet
110Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter fur 3 Phasen Radio-Interference Suppression Filters
F011-126 EICHHOFF-F011-126 Datasheet
250Kb / 6P
   Funk-Entst철rfilter im runden Metallgeh채use mit Gewindezapfen
F022-730 EICHHOFF-F022-730 Datasheet
74Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference Suppression
F022-299 EICHHOFF-F022-299 Datasheet
199Kb / 8P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference
F012-013 EICHHOFF-F012-013 Datasheet
97Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Printmontage im Kunststoffgeh채use und Metallgeh채use
F022-381 EICHHOFF-F022-381 Datasheet
221Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter mit Kaltger채testecker nach IEC Radio-Interference
More results


Html Pages

1 2 3 4


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com