전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
BD1CIC0WHFV-E2 데이터시트(PDF) 2 Page - Rohm |
|
BD1CIC0WHFV-E2 데이터시트(HTML) 2 Page - Rohm |
2 / 26 page 2/23 BDxxIC0WEFJ / BDxxIC0WHFV Datasheet TSZ02201-0R6R0A600430-1-2 © 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved. www.rohm.com TSZ22111・15・001 21.Dec.2012 Rev.002 ●Ordering Information B D x x I C 0 W y y y - z z Part Number Output voltage 00:Variable 10:1.0V 12:1.2V 1C:1.25V 15:1.5V 18:1.8V 25:2.5V 26:2.6V 30:3.0V 33:3.3V Input voltage range :7V Output current C0:1.0A Shutdown mode “W”:included Package EFJ : HTSOP-J8 HFV : HVSOF6 Packaging and forming specification E2 : Emboss tape reel(HTSOP-J8) GTR : Emboss tape reel(HVSOF6) |
유사한 부품 번호 - BD1CIC0WHFV-E2 |
|
유사한 설명 - BD1CIC0WHFV-E2 |