전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
7443251000 데이터시트(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. |
|
7443251000 데이터시트(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. |
1 / 4 page Bezeichnung : description : A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm @@FRM 1@@ Marking = part number Eigenschaften / properties Wert / value Einheit / unit tol. Lerrlaufinduktivität/ initial inductance Nenn-Induktivität / rated inductance DC-Widerstand / DC-resistance Nennstrom / rated current Sättigungsstrom/ saturation current Eigenres.-Frequenz self-res.-frequency 33% Umgebungstemperatur / temperature: +20°C WE-Superflux BD 11-01-11 Name Datum / date Änderung / modification Version 1 typ. typ. 1,9± 0,5 4,7± 0,3 10,2± 0,5 10,5± 1,0 D Prüfgeräte / test equipment : HP 34401 A & Fluke 54II für/for IDC; Luftfeuchtigkeit / humidity: WAYNE KERR 3260B für/for L0; ISAT 4,0± 0,5 3,0± 1,0 ± 20% 5,1± 0,45 7443251000 A Mechanische Abmessungen / dimensions : 100 kHz / 10mA L0 10,00 µH B Elektrische Eigenschaften / electrical properties : C Lötpad / soldering spec.: max. 16,30 Kunde / customer : SPEICHERDROSSEL WE-HCI POWER-CHOKE WE-HCI Artikelnummer / part number : Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400 Geprüft / checked ................................................... .............................................. Spezifikation für Freigabe / specification for release DATUM / DATE : 2011-01-11 ± 10% A Testbedingungen / test conditions AIEIW-200 Basismaterial / base material: Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - +100°C F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals : G Eigenschaften / general specifications : Kontrolliert / approved DT= 50 K A 8,5 IN DL/L 0= 30 % 7,2 Metra HIT 27I für/for RDC Isat SRF 21 E Testbedingungen / test conditions : Würth Elektronik .................................................................................. Arbeitstemperatur / operating temperature: -40°C - +150°C Freigabe erteilt / general release: Kunde / customer Draht / wire: black coating: not exceed 150°C under worst case operating conditions. http://www.we-online.de Datum / date .................................................................................. Unterschrift / signature MHz 100 kHz / 10mA / 7,2A LN 7,60 @ 20° C RDC µH m W It is recommended that the temperature of the part does typ. [ mm] 3,8 3,85 4,0 E A C D B F G RDC is measured at these points SEITE 1 VON 4 |
유사한 부품 번호 - 7443251000 |
|
유사한 설명 - 7443251000 |