전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

FWDR25S25 데이터시트(PDF) 8 Page - Molex Electronics Ltd.

부품명 FWDR25S25
상세설명  Wasserdichte Steckverbindersysteme
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
홈페이지  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.

FWDR25S25 데이터시트(HTML) 8 Page - Molex Electronics Ltd.

  FWDR25S25 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. FWDR25S25 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. FWDR25S25 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. FWDR25S25 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd. FWDR25S25 Datasheet HTML 5Page - Molex Electronics Ltd. FWDR25S25 Datasheet HTML 6Page - Molex Electronics Ltd. FWDR25S25 Datasheet HTML 7Page - Molex Electronics Ltd. FWDR25S25 Datasheet HTML 8Page - Molex Electronics Ltd. FWDR25S25 Datasheet HTML 9Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
102
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN – MAßE IN MILLIMETER (INCHES IN KLAMMERN)
DS 10/2007
Socket Connector
Buchsensteckverbinder
Pin Connector
Stiftsteckverbinder
Front seals are used to seal off the connection area of the signal contacts (combination FWD... with D-Sub connectors ...-K700) and are mounted in male
connectors (see drawing). They can also be used with standard D-Sub connectors.
Frontdichtungen dienen zur Abdichtung des Steckbereiches der Signalkontakte (Kombination FWD... mit D-Sub Steckverbindern ...-K700) und werden im
Stiftstecker montiert (siehe Zeichnung). Sie sind auch mit Standard D-Sub Steckverbindern verwendbar.
Front Seal
Frontdichtung
Accessories for Pin Connectors
Zubehör für Stiftsteckverbinder
Ordering Data (Waterproof D-Sub Connectors for FWH Hoods)
Bestelldaten (wasserdichte D-Sub Steckverbinder für Hauben FWH)
Order Number
Shell Size
Number of Contacts
Bestellnummer
Gehäusegröße
Polzahl
F09P-K700
1
9
F15P-K700
2
15
F25P-K700
3
25
F37P-K700
4
37
F50P-K700
5
50
Order Number
Shell Size
Number of Contacts
Bestellnummer Gehäusegröße
Polzahl
F09S-K700
1
9
F15S-K700
2
15
F25S-K700
3
25
F37S-K700
4
37
F50S-K700
5
50
Order Number
Shell Size
Number of Contacts
Bestellnummer
Gehäusegröße
Polzahl
F1043-1
1
9
F1043-2
2
15
F1043-3
3
25
F1043-4
4
37
F1043-5
5
50
Material Specification
Materialbeschreibung
Material
Silicone
Material
Silikon
Thickness
0,8
Dicke
(0.031)
Information / Information:
D-Sub pin and socket connectors for waterproof hoods are
only available for solder pot terminations.
Die D-Sub Stift- und Buchsensteckverbinder für wasserdichte
Hauben sind nur mit Löttopfanschluss verfügbar.
Packing Unit
Verpackungseinheit
Modification ...K701
Modifikation ...K701
2 locking screws
2 St. Verriegelungsschrauben
2 washers
2 St. Unterlegscheiben
1 front seal
1 St. Frontdichtung
2 distance bolts
2 St. Abstandsbolzen
For information on FWH hoods, please refer to our hoods catalogue.
Informationen zur Haube FWH entnehmen Sie bitte unserem Haubenkatalog.


유사한 부품 번호 - FWDR25S25

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Power Systems GmbH+Co.K...
FWD-1205 POWER-SYSTEMS-FWD-1205 Datasheet
181Kb / 5P
   DC-DC Converter UNIT 8 W WIDE INPUT RANGE DC-DC CONVERTER
FWD-1209 POWER-SYSTEMS-FWD-1209 Datasheet
181Kb / 5P
   DC-DC Converter UNIT 8 W WIDE INPUT RANGE DC-DC CONVERTER
FWD-1212 POWER-SYSTEMS-FWD-1212 Datasheet
181Kb / 5P
   DC-DC Converter UNIT 8 W WIDE INPUT RANGE DC-DC CONVERTER
FWD-1215 POWER-SYSTEMS-FWD-1215 Datasheet
181Kb / 5P
   DC-DC Converter UNIT 8 W WIDE INPUT RANGE DC-DC CONVERTER
FWD-2405 POWER-SYSTEMS-FWD-2405 Datasheet
181Kb / 5P
   DC-DC Converter UNIT 8 W WIDE INPUT RANGE DC-DC CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com