전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

Preview PDF Download HTML

Q65110A1209 데이터시트(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

부품명 Q65110A1209
부품 상세설명  Silizium-PIN-Fotodiode in SMT und als Reverse Gullwing
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

Q65110A1209 데이터시트(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  Q65110A1209 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH Q65110A1209 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH Q65110A1209 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH Q65110A1209 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH Q65110A1209 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH Q65110A1209 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH Q65110A1209 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH Q65110A1209 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
2007-05-23
2
BPW34, BPW34S, BPW34SR
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebs- und Lagertemperatur
Operating and storage temperature range
T
op; Tstg
– 40 … + 100
° C
Sperrspannung
Reverse voltage
V
R
32
V
Verlustleistung,
T
A = 25 ° C
Total power dissipation
P
tot
150
mW
Kennwerte (
T
A = 25 ° C, Normlicht A, T = 2856 K)
Characteristics (
T
A = 25 ° C, standard light A, T = 2856 K)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Fotoempfindlichkeit,
V
R = 5 V
Spectral sensitivity
S
80 (
≥50)
nA/Ix
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit
Wavelength of max. sensitivity
λ
S max
850
nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
S = 10% von S
max
Spectral range of sensitivity
S = 10% of S
max
λ
400 … 1100
nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche
Radiant sensitive area
A
7.00
mm
2
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen
Fläche
Dimensions of radiant sensitive area
L
× B
L
× W
2.65
× 2.65
mm
× mm
Halbwinkel
Half angle
ϕ± 60
Grad
deg.
Dunkelstrom,
V
R = 10 V
Dark current
I
R
2 (
≤30)
nA
Spektrale Fotoempfindlichkeit,
λ = 850 nm
Spectral sensitivity
Sλ
0.62
A/W
Quantenausbeute,
λ = 850 nm
Quantum yield
η
0.90
Electrons
Photon
Leerlaufspannung,
E
v = 1000 Ix
Open-circuit voltage
V
O
365 (
≥ 300)
mV


유사한 부품 번호 - Q65110A1209

제조업체부품명데이터시트부품 상세설명
OSRAM GmbH
OSRAM GmbH
Q65110A1209 OSRAM-Q65110A1209 Datasheet
756Kb / 17P
   LIDAR, Pre-Crash, ACC Rain Sensors
More results

유사한 설명 - Q65110A1209

제조업체부품명데이터시트부품 상세설명
OSRAM GmbH
OSRAM GmbH
KOM2125 OSRAM-KOM2125_01 Datasheet
195Kb / 5P
   2fach-Silizium-PIN Fotodiode in SMT
BP104FS-Z OSRAM-BP104FS-Z Datasheet
185Kb / 7P
   Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter; in SMT
Siemens Semiconductor Group
Siemens Semiconductor G...
BP104F SIEMENS-BP104F Datasheet
38Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPW34F SIEMENS-BPW34F Datasheet
42Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
OSRAM GmbH
OSRAM GmbH
BP104F OSRAM-BP104F_01 Datasheet
129Kb / 6P
   Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BP104S OSRAM-BP104S_01 Datasheet
99Kb / 5P
   Silizium-PIN-Fotodiode Silicon PIN Photodiode
Siemens Semiconductor Group
Siemens Semiconductor G...
BPX65 SIEMENS-BPX65 Datasheet
207Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode Silicon PIN Photodiode
SFH2030 SIEMENS-SFH2030 Datasheet
199Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH206K SIEMENS-SFH206K Datasheet
77Kb / 4P
   Silizium-PIN-Fotodiode Silicon PIN Photodiode
KOM2125 SIEMENS-KOM2125 Datasheet
241Kb / 4P
   NEU: 2fach-Silizium-PIN-Fotodiode in SMT NEW: 2-Chip Silicon PIN Photodiode in SMT
More results


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz