전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
FAN4803 데이터시트(PDF) 10 Page - Fairchild Semiconductor |
|
FAN4803 데이터시트(HTML) 10 Page - Fairchild Semiconductor |
10 / 12 page FAN4803 PRODUCT SPECIFICATION 10 REV. 1.2.3 11/2/04 Figure 12. Typical Application Circuit. Universal Input 240W 12V DC Output BR1 600V 4A GBU4J LINE NEUTRAL F1 5A 250V J1-1 J1-2 C19 4.7nF 250VAC C20 4.7nF 250VAC R24 470k Ω 0.5W TH1 10 Ω 5A R3 0.15 Ω 3W 102T L2 FQP9N50 Q5 FQP9N50 Q2 FQP9N50 Q4 Q1 2N3906 1000 µH R1 36 Ω RURP860 CR1 8A, 600V 1N5818 CR7 UF4005 CR3 P6KE51CA CR18 51V C26 0.01 µF 500V C18 4.7nF CR2 30A, 60V R36 220 Ω L1 25 µH C29 0.01 µF MBR3060PT CR2 30A 60V C2 2200 µF C3 1 µF C1 220 µF 450V R2 L3 36 Ω 1N5246B CR5 16V 0.5W R22 10k Ω R8 36 Ω R23 10k Ω R38 22 Ω R30 200 Ω C7 0.1 µF R27 20k Ω 3W R26 20k Ω 3W R10 0.75 Ω 3W T2 T1 C23 0.01 µF CR4 UF4005 CR11 1N5818 1N5818 CR10 1N5818 CR12 CR9 1N52468 R5 36 Ω R11 150 Ω FQP9N50 Q3 R4 1k Ω FAN4803 1 2 3 4 8 7 6 5 C15 0.015 µF C6 1 µF C5 8.2nF C28 1 µF C9 1 µF C10 2.2nF U2 4 5 1 2 2 3 1 R17 3.3k Ω R6 1.2k Ω C12 0.1 µF RC431A C25 0.01 µF 500V 12V J2-1 12VRET J2-2 R18 1k Ω U3 1N4148 CR8 L2 4T 1N4148 CR15 1 10 3 4 R32 100 Ω C27 0.01 µF R15 9.09k Ω 7.0V R21 10k Ω C14 4.7 µF C17 0.1 µF R16 2.37k Ω R13 5.8M Ω R7 10 Ω CR16 IN4148 R12 5.8M Ω C4 0.47 µF 250VAC R14 150 Ω 2W R37 330 Ω R9 1.5k Ω C13 1nF R31 10 Ω C11 1000 µF C21 1 µF C22 1 µF R29 20k Ω R28 20k Ω R19 10k Ω PFC GND ISENSE VEAO PWM VCC ILIMIT VDC R20 510 Ω R25 390k Ω C8 0.15 µF C16 0.01 µF |
유사한 부품 번호 - FAN4803 |
|
유사한 설명 - FAN4803 |