전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

KTX102E_15 데이터시트(Datasheet) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

부품명 KTX102E_15
상세내용  EPITAXIAL PLANAR PNP/NPN TRANSISTOR
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  KEC [KEC(Korea Electronics)]
홈페이지  http://www.keccorp.com
Logo 

   
 3 page
background image
2008. 9. 23
3/5
KTX102E
Revision No : 1
0
-40
30
3k
-3
-1
-0.3
-0.1
COLLECTOR CURRENT I (mA)
C
C
0
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
CE
Q (PNP TRANSISTOR)
1
CE
C
I
- V
h
- I
V
- I
C
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
-0.1
-0.1
-0.3
0
BASE-EMITTER VOLTAGE V
(V)
BE
I - V
f - I
C
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
0.1
3k
10
-0.01
-0.1
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
C
V
- I
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-80
-120
-160
-200
-240
I =-0.2mA
B
B
I =-0.5mA
B
I =-1.0mA
B
I =-1.5mA
B
I =-2.0mA
B
I =0mA
COMMON EMITTER
Ta=25 C
FE
C
-10
-30
-100
-300
50
100
300
500
1k
Ta=100 C
Ta=100 C
Ta=25 C
Ta=-25 C
Ta=-25 C
V =-6V
V =-6V
CE
CE
V =-1V
V =-1V
COMMON EMITTER
CE(sat)
C
-0.3
-1
-3
-10
-30
-100
-300
-0.03
-0.05
-0.1
-0.3
-0.5
-1
Ta=100
C
Ta=25 C
Ta=-25 C
COMMON EMITTER
I /I =10
C B
C
BE(sat)
-0.3
-1
-10
-30
-100 -300
-3
-0.3
-0.5
-1
-3
-5
-10
COMMON EMITTER
I /I =10
Ta=25 C
C B
T
C
0.3
1
3
10
30
100
300
30
50
100
300
500
1k
COMMON EMITTER
V =-10V
Ta=25 C
CE
BBE
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-1
-3
-10
-30
-100
-300
-1k
COMMON EMITTER
V =-6V
CE




Html 페이지

1  2  3  4  5 


데이터시트




링크 URL

ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl