전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

KTX111T_15 데이터시트(Datasheet) 4 Page - KEC(Korea Electronics)

부품명 KTX111T_15
상세내용  EPITAXIAL PLANAR NPN/PNP TRANSISTOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  KEC [KEC(Korea Electronics)]
홈페이지  http://www.keccorp.com
Logo 

   
 4 page
background image
2002. 1. 24
4/4
KTX111T
Revision No : 1
I
- V
B
BE
BE
BASE-EMITTER VOLTAGE V
(V)
0
-0.2
-0.3
-0.01
-0.5
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
C
C
CE(sat)
V
- I
-1
-3
-10
-30
-100
-300
-1k
-0.03
-0.05
-0.1
-0.3
-0.5
-1
-3
COMMON EMITTER
I /I =10
C B
Ta=100 C
Ta=25 C
Ta=-25 C
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-30
-1
-3
-10
-100
-300
-1k
-3k
COMMON
EMITTER
V
=-6V
CE
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C)
0
0
Pc - Ta
20
40
60
80
100
120
140
160
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
MOUNTED ON A
CERAMIC BOARD
(600mm
0.8mm)
2




Html 페이지

1  2  3  4 


데이터시트




링크 URL

ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl