전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

KTX421U 데이터시트(Datasheet) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

부품명 KTX421U
상세내용  EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  KEC [KEC(Korea Electronics)]
홈페이지  http://www.keccorp.com
Logo 

   
 3 page
background image
2008. 9. 23
3/6
KTX421U
Revision No : 1
BASE-EMITTER VOLTAGE V
(V)
BE
I - V
CBE
Ta=125
C
V =2V
I /I =20
CE
V =2V
CE
V =2V
CE
CB
I /I =20
CB
I /I =50
CB
I /I =20
C B
I /I =10
C B
Ta=25
C
Ta=-40
C
Ta=125 C
Ta=25 C
Ta=-40 C
Ta=25 C
Ta=125 C
Ta=25 C
Ta=-40 C
Ta=25 C
10
1K
30
50
100
300
500
V
- I
C
COLLECTOR CURRENT I (mA)
CE(sat)
C
13
1
10
30
100
300
1K
3
5
10
30
50
100
300
500
1K
V
- I
C
COLLECTOR CURRENT I (mA)
CE(sat)
C
13
1
10
30
100
300
1K
3
5
10
30
50
100
300
500
1K
0
1
0.5
1.0
1.5
3
5
10
30
50
100
300
500
1K
f - I
C
COLLECTOR CURRENT I (mA)
TC
13
10
30
100
300
1K
100
10K
300
500
1K
3K
5K
V
- I
C
COLLECTOR CURRENT I (mA)
BE(sat)
C
13
10
30
100
300
1K
10
1K
30
50
100
300
500
13
10
30
100
300
1K
COLLECTOR CURRENT I (mA)
C
h
- I
FE
C
Q (NPN TRANSISTOR)
1




Html 페이지

1  2  3  4  5  6 


데이터시트




링크 URL

ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl