전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

U1620A 데이터시트(PDF) 6 Page - Keysight Technologies

부품명 U1620A
상세설명  Handheld Digital Oscilloscopes
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
홈페이지  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

U1620A 데이터시트(HTML) 6 Page - Keysight Technologies

Back Button U1620A Datasheet HTML 2Page - Keysight Technologies U1620A Datasheet HTML 3Page - Keysight Technologies U1620A Datasheet HTML 4Page - Keysight Technologies U1620A Datasheet HTML 5Page - Keysight Technologies U1620A Datasheet HTML 6Page - Keysight Technologies U1620A Datasheet HTML 7Page - Keysight Technologies U1620A Datasheet HTML 8Page - Keysight Technologies U1620A Datasheet HTML 9Page - Keysight Technologies U1620A Datasheet HTML 10Page - Keysight Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
6
사양
U1610A
U1620A
특성
수평 시스템
범위
5
ns/div ~ 50 s/div
2
ns/div ~ 50 s/div
분해능
100
ps (5 ns/div의 경우)
40
ps (2 ns/div의 경우)
타임베이스 정확도
25
ppm
레퍼런스 포지션
왼쪽
, 중앙, 오른쪽
지연 범위
(프리 트리거)
1 화면폭 또는 120 μs (이 중 작은 값)
1 화면폭 또는 1
ms (이 중 작은 값)
지연 범위
(포스트 트리거)
50
ms ~ 500 s
20
ms ~ 500 s
지연 분해능
100
ps (5 ns/div의 경우)
40
ps (2 ns/div의 경우)
지연 시간 측정 정확도
동일 채널
: ± 0.0025% 판독값 ± 0.17% 화면폭 ± 60 ps
채널간
: ± 0.0025% 판독값 ± 0.17% 화면폭 ± 120 ps
모드
메인
, 줌, XY, 롤
수평 팬
/줌
듀얼 창 줌
트리거 시스템
소스
채널 1
, 채널 2, 외부
모드
일반
(Normal), 단일 (Single), 자동 (Auto)
유형
에지
, 글리치, TV, Nth Edge, CAN, LIN
오토스케일
액티브 채널 찾기 또는 표시
, 가장 높은 번호가 매겨진 채널에 에지 트리거 유형 표시, 스코프 채널
타임베이스 수직 감도를 설정해 최대 2개의 주기 표시
> 10 mVpp 최소 전압, 0.5% 듀티 사이클 및 > 50 Hz 최소 주파수 필요
홀드오프 시간
60
ns ~ 10 s
범위
화면 중앙에서 ± 6
div
감도
≥ 10 mV/div: 0.5 div
< 10 mV/div: 1 div 또는 5 mV 중에서 큰 값
트리거 레벨 정확도
± 0.6 div
커플링 모드
AC (~10 Hz), DC, LF-Reject (~35 kHz), HF-Reject (~35 kHz)
외부 트리거
– 입력 임피던스
1
MΩ ≈ 10 pF
– 최대 입력
CAT III 300 V
– 범위
DC 커플링 : 트리거 레벨 ± 5 V
– 대역폭
100
kHz
측정
자동 측정
지연
, 듀티 사이클 (+/–), 하강/상승 시간, 주파수, 주기,
위상 편이
, T-최대값, T-최소값, 폭 (+/–), 진폭, 평균, 베이스, 파고율, 사이클 평균, 최대값, 최소값,
오버슈트
, 피크 투 피크, 프리슈트, 표준 편차, 탑, Vrms(AC/DC), 유효/피상/무효 전력, 역률,
AC 전류 (with U1583B/1146A), DC 전류 (with 1146A)
파형 수학 함수
CH1 + CH2, CH1 – CH2, CH2 – CH1, CH1 × CH2, CH1/CH2, CH2/CH1,
d/dt (CH1), d/dt (CH2), ∫(CH1)dt, ∫(CH2)dt, FFT
커서
Delta V: 커서 간 전압차
Delta T: 커서 간 시간차
FFT 포인트
1024
FFT 창
직사각형
, 해밍 (Hamming), 해닝 (Hanning),
블랙맨
-해리스 (Blackman-Harris), 플랫탑 (Flattop)
!


유사한 부품 번호 - U1620A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Keysight Technologies
U1620A KEYSIGHT-U1620A Datasheet
7Mb / 42P
   For Electronic, Electrical and Industrial Process Testing
More results

유사한 설명 - U1620A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Keysight Technologies
U1604B KEYSIGHT-U1604B Datasheet
498Kb / 12P
   Handheld Digital Oscilloscopes
U1602B KEYSIGHT-U1602B Datasheet
498Kb / 12P
   Handheld Digital Oscilloscopes
U1610A KEYSIGHT-U1610A Datasheet
1Mb / 13P
   Handheld Digital Oscilloscopes
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
U1600 HP-U1600 Datasheet
1Mb / 11P
   U1600 Series Handheld Digital Oscilloscopes
logo
List of Unclassifed Man...
THS3000 ETC2-THS3000 Datasheet
743Kb / 12P
   Handheld Oscilloscopes
TBS1000 ETC2-TBS1000 Datasheet
1Mb / 12P
   Digital Storage Oscilloscopes
TDS7000B ETC-TDS7000B Datasheet
191Kb / 12P
   Digital Phosphor Oscilloscopes
2550SERIES ETC2-2550SERIES Datasheet
379Kb / 6P
   Digital Storage Oscilloscopes
logo
TEKTRONIX, INC.
DPO7000C TEKTRONIX-DPO7000C Datasheet
3Mb / 28P
   Digital Phosphor Oscilloscopes
TDS2000C TEKTRONIX-TDS2000C Datasheet
930Kb / 10P
   Digital Storage Oscilloscopes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com