전자부품 데이터시트 검색엔진
Selected language     Korean  ▼
부품명
         상세내용
Preview PDF Download HTML-1page HTML-10pages

2SA854S 데이터시트(Datasheet) 2 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

부품명 2SA854S
상세내용  TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
제조사  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
홈페이지  http://www.cj-elec.com/index.asp
Logo 

   
 2 page
background image
www.cj-elec.com
2
A,Jun,2014
www.cj-elec.com
D,Jul,2016
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
1.420
1.620
0.056
0.064
A1
0.660
0.860
0.026
0.034
b
0.330
0.480
0.013
0.019
b1
0.400
0.510
0.016
0.020
c
0.330
0.510
0.013
0.020
D
3.900
4.100
0.154
0.161
D1
2.280
2.680
0.090
0.106
E
3.050
3.250
0.120
0.128
e
1.270 TYP.
0.050 TYP.
e1
2.440
2.640
0.096
0.104
L
15.100
15.500
0.594
0.610
θ
45° TYP.
45° TYP.




Html 페이지

1  2  3 


데이터시트




링크 URL

ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ]  

Alldatasheet는?   |   광고문의    |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   즐겨찾기   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl