전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

Preview PDF Download HTML

Q65110A7524 데이터시트(PDF) 18 Page - OSRAM GmbH

부품명 Q65110A7524
부품 상세설명  Signal and Symbol Luminary
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

Q65110A7524 데이터시트(HTML) 18 Page - OSRAM GmbH

Back Button Q65110A7524 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Q65110A7524 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Q65110A7524 Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH Q65110A7524 Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH Q65110A7524 Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH Q65110A7524 Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH Q65110A7524 Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH Q65110A7524 Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH Q65110A7524 Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 21 page
background image
2013-10-07
18
Version 1.2
LO E6SF
Notes
Hinweise
The evaluation of eye safety occurs according to the
standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of
lamps and lamp systems"). Within the risk grouping
system of this CIE standard, the LED specified in this
data sheet fall into the class CLASS 1M LED
PRODUCT. Under real circumstances (for exposure
time, eye pupils, observation distance), it is
assumed that no endangerment to the eye exists
from these devices. As a matter of principle,
however, it should be mentioned that intense light
sources have a high secondary exposure potential
due to their blinding effect. As is also true when
viewing other bright light sources (e.g. headlights),
temporary reduction in visual acuity and afterimages
can occur, leading to irritation, annoyance, visual
impairment, and even accidents, depending on the
situation.
Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach
dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological
safety of lamps and lamp systems"). Im
Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die
in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende
Gruppenanforderung - LED KLASSE 1M. Unter
realen Umständen (für Expositionsdauer,
Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von
diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung
aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden,
dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung
ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen.
Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B.
Autoscheinwerfer), kann ein temporär
eingeschränktes Sehvermögen oder auch
Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Subcomponents of this LED are silverplated. Silver
is discoloring when being exposed to environments
containing high concentrations of aggressive
substances. Corroded silver may lead to a
worsening of the optical performance of the LED and
can in the worst case lead to a failure of the LED. Do
not expose this LED to aggressive atmospheres.
Note, that corrosive gases may as well be emitted
from materials close to the LED in the final product.
Einzelkomponenten dieser LED sind
silberbeschichtet. Silberoberflächen werden durch
korrosive Substanzen verändert. Korrodiertes Silber
kann zu einer Verschlechterung der optischen
Eigenschaften und im schlimmsten Fall zum Ausfall
der LED führen. Diese LED darf aggressiven
Bedingungen nicht ausgesetzt werden. Es ist zu
beachten, dass korrosive Gase auch von
Materialien emittiert werden können, die sich im
Endprodukt in unmittelbarer Umgebung der LED
befinden.


유사한 부품 번호 - Q65110A7524

제조업체부품명데이터시트부품 상세설명
OSRAM GmbH
OSRAM GmbH
Q65110A7501 OSRAM-Q65110A7501 Datasheet
642Kb / 23P
   6-lead MULTILED - RGB - white binned Enhanced optical Power LED (ThinFilm / ThinGaN) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Q65110A7513 OSRAM-Q65110A7513 Datasheet
157Kb / 10P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
Q65110A7515 OSRAM-Q65110A7515 Datasheet
154Kb / 10P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
Q65110A7516 OSRAM-Q65110A7516 Datasheet
155Kb / 10P
   IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
Q65110A7590 OSRAM-Q65110A7590 Datasheet
568Kb / 21P
   Coupling into Light Guides
More results

유사한 설명 - Q65110A7524

제조업체부품명데이터시트부품 상세설명
OSRAM GmbH
OSRAM GmbH
LRT64F OSRAM-LRT64F Datasheet
2Mb / 24P
   Signal and Symbol Luminary
LRY8SF OSRAM-LRY8SF Datasheet
494Kb / 21P
   Signal and Symbol Luminary
LUWCRBP-LXLZ-G4J4-1 OSRAM-LUWCRBP-LXLZ-G4J4-1 Datasheet
990Kb / 22P
   Signal and Symbol Luminary
LYCKBP-JYKX-46-1 OSRAM-LYCKBP-JYKX-46-1 Datasheet
932Kb / 21P
   Signal and Symbol Luminary
LRT67D OSRAM-LRT67D Datasheet
756Kb / 20P
   Signal and Symbol Luminary
LRVH9F-P2R1-1 OSRAM-LRVH9F-P2R1-1 Datasheet
684Kb / 21P
   Signal and Symbol Luminary
LRY8SF-U1V2-1 OSRAM-LRY8SF-U1V2-1 Datasheet
494Kb / 21P
   Signal and Symbol Luminary
LTQH9G-Q2OO-25-2Z4Y OSRAM-LTQH9G-Q2OO-25-2Z4Y Datasheet
730Kb / 21P
   Signal and Symbol Luminary
LTVH9G-Q2OO-25-1 OSRAM-LTVH9G-Q2OO-25-1 Datasheet
694Kb / 21P
   Signal and Symbol Luminary
LVT6SG OSRAM-LVT6SG Datasheet
695Kb / 24P
   Signal and Symbol Luminary
LBQH9G-N1OO-35-1 OSRAM-LBQH9G-N1OO-35-1 Datasheet
741Kb / 21P
   Signal and Symbol Luminary
More results


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL




개인정보취급방침
ALLDATASHEET.CO.KR
ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz